công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - C&K Components

tên linh kiện LCS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Size Sealed Snap-acting Switches
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

LCS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - C&K Components

  LCS Datasheet HTML 1Page - C&K Components LCS Datasheet HTML 2Page - C&K Components LCS Datasheet HTML 3Page - C&K Components LCS Datasheet HTML 4Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
J
J–67
Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change
www.ckswitches.com
TYP
7.5 ± 0.2
TYP
0.5 ± 0.05
6.4 TYP
0.6 TYP
3X 1.35/1.5
TYP
7.5 ±0.1
15±0.1
RECOMENDED
MOUNTING PATTERN
LCS Series
Small Size Sealed Snap-acting Switches
TERMINATIONS
6.65
7.45
2.3±0.1
TYP
2.3 0.1
2X 2.4
TYP
7.5±0.2
7.45
9.5±0.15
2.6 ± 0.1
3.2 TYP
15
6.95
4.85
6
FP
2.2
2.8 TYP
TYP
0.5 0.05
2.35
"C" CIRCUITRY
"W" CIRCUITRY
"Y" CIRCUITRY
S  SOLDER
Q  QUICK CONNECT 2.8mm / 0.110”
P  PC THRU HOLE
TYP
7.5 0.1
9.3 TYP
1.2 TYP
2.8
CIRCUITRY
C  SPDT (Single Pole, Double Throw)
W  SPST N.C. (Single Pole, Single Throw, Normally Closed)
Y  SPST N.O. (Single Pole, Single Throw, Normally Open)
Z or W  “A” WIRE ORIENTATION
8.5
15.95
304.8 ± 6.4
3±1
NC: BLACK
NO: BLUE
C: GRAY
POTTING
"W' OPTION
SHOWN
Z or W  “B” WIRE ORIENTATION
“Y” OR “W” CIRCUITRY
(8.5)
12 0.1
3±1
(6.4)
21.3
POTTING
"W' OPTION
SHOWN
BLACK COM
BLUE NO
Z or W  “C” WIRE ORIENTATION
“Y” OR “W” CIRCUITRY
21.3
3±1
12±0.1
(6.4)
(8.5)
POTTING
"W' OPTION
SHOWN
BLACK COM
BLUE NO
Z or W  “B” WIRE ORIENTATION
“C” CIRCUITRY
21.3
12 ± 0.1
3±1
(12.3)
(6.4)
POTTING
"W' OPTION
SHOWN
BLACK COM
GRAY NC
BLUE NO
Z or W  “C” WIRE ORIENTATION
“C” CIRCUITRY
21.3
12 ± .1
3±1
(12.3)
(6.4)
POTTING
"W' OPTION
SHOWN
BLACK COM
GRAY NC
BLUE NO
31 May 21



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com