công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP28C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện 5KP28C
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DAESAN [DAESAN ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  https://dec.co.kr/
Logo DAESAN - DAESAN ELECTRONIC CORP.

5KP28C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

  5KP28C Datasheet HTML 1Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. 5KP28C Datasheet HTML 2Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. 5KP28C Datasheet HTML 3Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. 5KP28C Datasheet HTML 4Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. 5KP28C Datasheet HTML 5Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
5KP90
5KP90A
5KP100
5KP100A
5KP110
5KP110A
5KP120
5KP120A
5KP130
5KP130A
5KP150
5KP150A
5KP160
5KP160A
5KP170
5KP170A
5KP180
5KP180A
5KP190
5KP190A
5KP200A
5KP210A
5KP220A
5KP250A
5KP300A
5KP350A
5KP400A
5KP440A
Uni-Directional
Part No.
Bi-Directional
Part No.
Electrical Characteristics
(Ratings at 25 unless otherwise specified) Table 1 (Cont’d)
Reverse
Leakage*
@VRWM
IR (
A)
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 5KP5.0A(CA) THRU 5KP440A(CA)
Reverse
Stand-Off
Voltage
VRWM (V)
Breakdown Voltage
VBR(V) @ IT
100.00
100.00
111.00
111.00
122.00
122.00
133.00
133.00
144.00
144.00
167.00
167.00
178.00
178.00
189.00
189.00
200.00
200.00
211.00
211.00
224.00
233.00
246.00
279.00
335.00
391.00
447.00
492.00
122.00
111.00
136.00
123.00
149.00
135.00
163.00
147.00
176.00
159.00
204.00
185.00
218.00
197.00
231.00
209.00
244.80
220.00
258.40
232.00
247.00
258.00
272.00
309.00
371.00
432300
494.00
543.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
160.0
146.0
179.0
162.0
196.0
177.0
214.0
193.0
231.0
209.0
268.0
243.0
287.0
259.0
304.0
275.0
322.2
291.6
340.1
307.8
324.0
349.5
356.0
405.0
486.0
567.0
648.0
713.0
31.25
34.25
27.93
30.86
25.51
28.25
23.26
25.91
21.65
23.92
18.66
20.58
17.42
19.31
16.45
18.18
15.52
17.15
14.70
16.24
15.43
14.30
14.00
12.30
10.30
8.80
7.72
7.01
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Peak Pulse
current
IPP (A)
Maximum
Clamping
Voltage @ VC (V)
Test
Current
IT (mA)
Min.
Max.
90.0
90.0
100.0
100.0
110.0
110.0
120.0
120.0
130.0
130.0
150.0
150.0
160.0
160.0
170.0
170.0
180.0
180.0
190.0
190.0
200.0
210.0
220.0
250.0
300.0
350.0
400.0
440.0
5KP90C
5KP90CA
5KP100C
5KP100CA
5KP110C
5KP110CA
5KP120C
5KP120CA
5KP130C
5KP130CA
5KP150C
5KP150CA
5KP160C
5KP160CA
5KP170C
5KP170CA
5KP180C
5KP180CA
5KP190C
5KP190CA
5KP200CA
5KP210CA
5KP220CA
5KP250CA
5KP300CA
5KP350CA
5KP400CA
5KP440CA
*FOR BI-DIRECTIONAL DEVICES VRWM ≤ 10V, THE IR LIMIT IS DOUBLE.
https://dec.co.kr
DAESAN ELECTRONIC CORP.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com