công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAV19WS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện BAV19WS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHING DIODE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DAESAN [DAESAN ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  https://dec.co.kr/
Logo DAESAN - DAESAN ELECTRONIC CORP.

BAV19WS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

  BAV19WS Datasheet HTML 1Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. BAV19WS Datasheet HTML 2Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FIG.1-POWER DERATING CURVE
TA, AMBIENT TEMPERATURE (℃)
FIG.3-REVERSE CHARACTERISTICS
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BAV19WS THRU BAV21WS
0
25
100
75
50
125
150
300
250
200
150
100
50
0
1
100
150
200
50
250
1000
100
300
10
30
3
1
0.1
0.3
TA=100℃
TA=25℃
FIG.2-FORWARD CHARACTERISTICS
VF, INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
0.6
0.8
1.0
0.4
0.2
1.2
1.4
400
100
30
10
1
3
TA=100℃
TA=25℃
FIG.4-CAPACITANCE CHARACTERISTICS
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
0
5
10
15
20
1.4
1.0
1.2
0.4
0.6
0.8
f=1.0MHz
TA=25℃
https://dec.co.kr
DAESAN ELECTRONIC CORP.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com