công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAS40 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Weitron Technology

tên linh kiện BAS40
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Barrier Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

BAS40 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Weitron Technology

  BAS40 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology BAS40 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
*Extremely Fast Switching Speed
*Low Forward Voltage
*Very Small Conduction Losses
*Schottky Barrier Diodes Encapsulated in a SOT-23 Package
These schottky barrier diodes are designed for high speed
switching applications circuit protection, and voltage clamping,
Extremely low forward voltage reduces conduction loss,
Miniature surface mount package is excellent for hand held and
portable applications where space is limited.
BAS40/BAS40-04
BAS40-05/BAS40-06
SMALL SIGNAL
SCHOTTKY DIODES
200m AMPERES
40 VOLTS
Unit:mm
A
B
D
E
G
M
L
H
J
TOP VIEW
Dim
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
M
Min
0.35
1.19
2.10
0.85
0.46
1.70
2.70
0.01
0.89
0.30
0.076
Max
0.51
1.40
3.00
1.05
1.00
2.10
3.10
0.13
1.10
0.61
0.25
K
C
http://www.weitron.com.tw
1
2
3
WEITRON
Surface Mount Schottky Barrier Diodes
Features:
Description:
SOT-23 Outline Dimensions
SOT-23


Số phần tương tự - BAS40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAS40 PHILIPS-BAS40 Datasheet
58Kb / 8P
Schottky barrier double diodes
1999 Apr 28
logo
Siemens Semiconductor G...
BAS40 SIEMENS-BAS40 Datasheet
108Kb / 5P
Silicon Schottky Diodes (General-purpose diodes for high-speed switching Circuit protection Voltage clamping)
BAS40 SIEMENS-BAS40 Datasheet
96Kb / 4P
HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete and Microwave Semiconductor General-purpose diodes for high-speed switching Circuit protection)
logo
Diodes Incorporated
BAS40 DIODES-BAS40 Datasheet
155Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11006 Rev. 12 - 2
logo
General Semiconductor
BAS40 GE-BAS40 Datasheet
51Kb / 2P
Schottky Diodes
More results

Mô tả tương tự - BAS40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SD103AW PANJIT-SD103AW Datasheet
62Kb / 3P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
Weitron Technology
B5817WS WEITRON-B5817WS Datasheet
369Kb / 3P
Surface Mount Schottky Barrier Diodes
SD103AW WEITRON-SD103AW Datasheet
79Kb / 3P
Surface Mount Schottky Barrier Diodes
WSD751S WEITRON-WSD751S Datasheet
560Kb / 3P
Surface Mount Schottky Barrier Diodes
logo
Pan Jit International I...
BAT400D PANJIT-BAT400D Datasheet
125Kb / 3P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
Weitron Technology
WSD521G WEITRON-WSD521G Datasheet
410Kb / 4P
Surface Mount Schottky Barrier Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
RB548W LUGUANG-RB548W Datasheet
250Kb / 2P
Surface Mount Schottky Barrier Diodes
SD103ATW LUGUANG-SD103ATW Datasheet
294Kb / 2P
Surface Mount Schottky Barrier Diodes
logo
Diode Semiconductor Kor...
SD103ATW DSK-SD103ATW Datasheet
242Kb / 3P
Surface Mount Schottky Barrier Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
EC31QS06 SUNMATE-EC31QS06 Datasheet
441Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODES
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com