công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4617S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Weitron Technology

tên linh kiện 2SC4617S
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Transistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

2SC4617S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  2SC4617S Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 2SC4617S Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 2SC4617S Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology 2SC4617S Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology 2SC4617S Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Current-Gain-Bandwidth Product
(IE=2 mAdc,VCE=12 Vdc,f=30 MHZ)
fT
DC Current Gain
(IC=1 mAdc,VCE=6.0 Vdc)
Collector-Emitter Saturation Voltage
(IC=50 mAdc, IB=5mAdc)
VCE(sat)
-
-
-
-
-
-
-
560
Vdc
ON CHARACTERISTICS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25 C unless otherwise noted) (Countinued)
Characteristics
Symbol
Unit
Min
Max
2SC4617
hFE
120
MHz
CLASSIFICATION OF hFE
Item
Range
Q
S
120-270
270-560
0.5
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
Output Capacitance
(V =12Vdc, I =0A, f=1MHZ)
CB
E
Cob
PF
Typ
2.0
3.5
180
R
180-390
Marking
BQ
BR
BS



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com