| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VN750STR-E bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN750STR-E bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 31 page ![]() 23/31 VN750-E / VN750S-E / VN750PT-E / VN750B5-E PACKAGE MECHANICAL Table 18. PENTAWATT (VERTICAL) Mechanical Data Figure 42. PENTAWATT (VERTICAL) Package Dimensions Symbol millimeters Min Typ Max A 4.8 C 1.37 D2.4 2.8 D1 1.2 1.35 E 0.35 0.55 F 0.8 1.05 F1 1 1.4 G 3.2 3.4 3.6 G1 6.6 6.8 7 H2 10.4 H3 10.05 10.4 L 17.85 L1 15.75 L2 21.4 L3 22.5 L5 2.6 3 L6 15.1 15.8 L7 6 6.6 M4.5 M1 4 Diam. 3.65 3.85 |