công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PPC5534AVZ80R2 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện PPC5534AVZ80R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microcontroller
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

PPC5534AVZ80R2 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button PPC5534AVZ80R2 Datasheet HTML 32Page - Freescale Semiconductor, Inc PPC5534AVZ80R2 Datasheet HTML 33Page - Freescale Semiconductor, Inc PPC5534AVZ80R2 Datasheet HTML 34Page - Freescale Semiconductor, Inc PPC5534AVZ80R2 Datasheet HTML 35Page - Freescale Semiconductor, Inc PPC5534AVZ80R2 Datasheet HTML 36Page - Freescale Semiconductor, Inc PPC5534AVZ80R2 Datasheet HTML 37Page - Freescale Semiconductor, Inc PPC5534AVZ80R2 Datasheet HTML 38Page - Freescale Semiconductor, Inc PPC5534AVZ80R2 Datasheet HTML 39Page - Freescale Semiconductor, Inc PPC5534AVZ80R2 Datasheet HTML 40Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 50 page
background image
MPC5534 Microcontroller Data Sheet, Rev. 0
Preliminary—Subject to Change Without Notice
Electrical Characteristics
Freescale Semiconductor
36
3.13.5
External Interrupt Timing (IRQ Pin)
Figure 14. External Interrupt Timing
Figure 15. External Interrupt Setup Timing
Table 23. External Interrupt Timing1
1 IRQ timing specified at F
SYS = 80MHz, VDD = 1.35V to 1.65V, VDDEH = 3.0V to 5.5V, VDD33 and VDDSYN = 3.0V to 3.6V,
TA = TL to TH, and CL = 200pF with SRC = 0b11.
Num
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
1
IRQ Pulse Width Low
tIPWL
3—
tCYC
2
IRQ Pulse Width High
TIPWH
3—
tCYC
3
IRQ Edge to Edge Time2
2 Applies when IRQ pins are configured for rising edge or falling edge events, but not both.
tICYC
6—
tCYC
IRQ
1
2
3
CLKOUT
IRQ
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com