công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXCP10M45S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXCP10M45S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switchable Current Regulators
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXCP10M45S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  IXCP10M45S Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXCP10M45S Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by
4,835,592
4,931,844
5,049,961
5,237,481
6,162,665
6,404,065B1
6,683,344
6,727,585
one or moreof the following U.S. patents:
4,850,072
5,017,508
5,063,307
5,381,025
6,259,123B1
6,534,343
6,710,405B2
4,881,106
5,034,796
5,187,117
5,486,715
6,306,728 B1
6,583,505
6,710,463
V
GS - Volts
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
0.1
1
10
100
1000
10
100
1000
10000
1
10
100
Fig. 3. Current regulator controlled by V
G
Fig. 4. Plateau current versus applied input voltage
Fig. 1 Resistor R
K in series with negative pin
to achieve different current levels
Fig. 2. Plateau current versus external resistance
A (+)
G
R
K
K
(-)
I
D(p)
V
D
TO-220 AB Outline
TO-252 AA Outline
Dim.
Millimeter
Inches
Min. Max.
Min.
Max.
A
2.19 2.38
0.086
0.094
A1
0.89 1.14
0.035
0.045
A2
0 0.13
0
0.005
b
0.64 0.89
0.025
0.035
b1
0.76 1.14
0.030
0.045
b2
5.21 5.46
0.205
0.215
c
0.46 0.58
0.018
0.023
c1
0.46 0.58
0.018
0.023
D
5.97 6.22
0.235
0.245
D1
4.32 5.21
0.170
0.205
E
6.35 6.73
0.250
0.265
E1
4.32 5.21
0.170
0.205
e
2.28 BSC
0.090 BSC
e1
4.57 BSC
0.180 BSC
H
9.40 10.42
0.370
0.410
L
0.51 1.02
0.020
0.040
L1
0.64 1.02
0.025
0.040
L2
0.89 1.27
0.035
0.050
L3
2.54 2.92
0.100
0.115
G
I
D(p)
A (+)
K
(-)
V
GK
V
D
IXCP 10M45S
IXCY 10M45S
Series Resistor R
K - Ohms



Html Pages

1 2