công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-BG11-R0TDD bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HLMP-BG11-R0TDD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Oval Precision Optical Performance AlInGaP and InGaN Lamps
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-BG11-R0TDD bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HLMP-BG11-R0TDD Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-BG11-R0TDD Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-BG11-R0TDD Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-BG11-R0TDD Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-BG11-R0TDD Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-BG11-R0TDD Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-BG11-R0TDD Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-BG11-R0TDD Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-BG11-R0TDD Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
9
Figure 8. Spatial radiation pattern – 35 x 70 degree lamps.
100
0
VERTICAL ANGULAR DISPLACEMENT – DEGREES
80
60
50
70
20
50
10
30
40
40
0
20
-10
-30
-50
90
30
10
-20
-40
100
0
HORIZONTAL ANGULAR DISPLACEMENT – DEGREES
80
60
50
70
20
50
10
30
40
40
0
20
-10
-30
-50
90
30
10
-20
-40
Intensity Bin Limits
(mcd at 20 mA)
Bin Name
Min.
Max.
G
140
180
H
180
240
J
240
310
K
310
400
L
400
520
M
520
680
N
680
880
P
880
1150
Q
1150
1500
R
1500
1900
S
1900
2500
T
2500
3200
U
1900
2500
Tolerance for each bin limit is ±15%.
Amber Color Bin Limits
(nm at 20 mA)
Bin Name
Min.
Max.
1
584.5
587.0
2
587.0
589.5
4
589.5
592.0
6
592.0
594.5
Tolerance for each bin limit is ± 0.5 nm.
Notes:
1. All bin categories are established for classifi-
cation of products. Products may not be
available in all bin categories. Please contact
your Agilent representative for further
information.
2. Vf bin table only available for those numbers
with options -xxRxx, -xxSxx, -xxTxx.
Blue Color Bin Limits
(nm at 20 mA)
Bin Name
Min.
Max.
1
460.0
464.0
2
464.0
468.0
3
468.0
472.0
4
472.0
476.0
5
476.0
480.0
Tolerance for each bin limit is ± 0.5 nm.
Green Color Bin Limits
(nm at 20 mA)
Bin Name
Min.
Max.
1
520.0
524.0
2
524.0
528.0
3
528.0
532.0
4
532.0
536.0
5
536.0
540.0
Tolerance for each bin limit is ±0.5 nm.
Vf Bin Table[2]
Bin Id
Min.
Max.
VA
2.0
2.2
VB
2.2
2.4
VC
2.4
2.6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com