công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6821 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Alpha Wire

tên linh kiện 6821
Giải thích chi tiết về linh kiện  Customer Specification
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire

6821 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Alpha Wire

  6821 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 6821 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 6821 Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 6821 Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Customer Specification
PART NO. 6821
Construction
Applicable Specifications
Environmental
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1
1 X 1 HOOKUP
a) Conductor
26 (7/34) AWG Bare Copper
0.019
b) Insulation
0.008" Wall, Nom. Modified
Polyphenylene Ether
0.035+/- 0.002
(1) Color(s)
WHITE, BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BLUE, BROWN
ORANGE, GREEN/YELLOW
1) Other
Halogen-Free
Suitable for ISO 6722
60 VRMS
2) CE:
EU Low Voltage Directive 2014/35/EU
1) EU Directive 2011/65/EU(RoHS2), EU Directive 2015/863/EU (RoHS3):
All materials used in the manufacture of this part are in compliance with
European Directive 2011/65/EU and the amending Directive 2015/863/EU of
4 June 2015 regarding the restriction of use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment.
2) REACH Regulation (EC 1907/2006):
This product does not contain Substances of Very High Concern (SVHC)
listed on the European Union's REACH candidate list in excess of 0.1%
mass of the item.


Số phần tương tự - 6821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
6821 MOTOROLA-6821 Datasheet
1Mb / 10P
PERIPHERAL INTERFACE ADAPTER
logo
Alpha Wire
6821 ALPHAWIRE-6821 Datasheet
69Kb / 3P
Customer Specification
More results

Mô tả tương tự - 6821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com