công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IS23SC4442 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

tên linh kiện IS23SC4442
Giải thích chi tiết về linh kiện  256 BYTE EEPROM WITH WRITE PROTECT FUNCTION AND PROGRAMMABLE SECURITY
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISSI [Integrated Silicon Solution, Inc]
Trang chủ  http://www.issi.com
Logo ISSI - Integrated Silicon Solution, Inc

IS23SC4442 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Integrated Silicon Solution, Inc

Back Button IS23SC4442 Datasheet HTML 13Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS23SC4442 Datasheet HTML 14Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS23SC4442 Datasheet HTML 15Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS23SC4442 Datasheet HTML 16Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS23SC4442 Datasheet HTML 17Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS23SC4442 Datasheet HTML 18Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS23SC4442 Datasheet HTML 19Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS23SC4442 Datasheet HTML 20Page - Integrated Silicon Solution, Inc IS23SC4442 Datasheet HTML 21Page - Integrated Silicon Solution, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 21 page
background image
Integrated Silicon Solution, Inc. — www.issi.com — 1-800-379-4774
21
Rev. 00B
08/01/03
IS23SC4442
ISSI®
AC Characteristics
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Min.
Max
Clock frequency
CLK
7
50
kHz
Clock High period
tH
9
µs
Clock Low period
tL
9
µs
Rise Time
tR1
µs
Full Time
tF
1
µs
Start Condition hold time
td1
4
µs
Delay Time
td2
2.5
µs
Stop condition, setup time
td3
4
µs
Data hold time
td5
1
µs
Data setup time
td7
1
µs
Start condition, setup time
td8
4
µs
Reset
tRES
5
µs
Delay Time
td9
2.5
µs
Erase Time
tER
2.5*
ms
Write Time
Twr
2.5*
ms
Interval before new start condition
tbuf
10
µs
Notes: *f = 50kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com