công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4296GV33 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4296GV33
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Drop Voltage Regulator
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4296GV33 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE4296GV33 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TLE4296GV33 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TLE4296GV33 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE4296GV33 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE4296GV33 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE4296GV33 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE4296GV33 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG TLE4296GV33 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG TLE4296GV33 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Data Sheet
8
Rev. 1.0, 2004-01-01
TLE 4296
Typical Performance Characteristics
Output Voltage
V
Q versus
Input Voltage
V
I
Current Consumption
I
q versus
Input Voltage
V
I
AED03348.VSD
0
V
I
V
Q
24
6
8
10
0
2
4
6
8
10
V
V
V
INH = 5 V
R
L = 1 kΩ
GV33
GV30
GV50
AED03347.VSD
0
V
I
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1000
µA
V
V
INH = 5 V
R
L = 1 kΩ
R
L = 5 kΩ
I
q



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com