công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSBX2212-101M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd

tên linh kiện CSBX2212-101M
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Current Power Inductor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CODACA [Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd]
Trang chủ  https://codaca.com
Logo CODACA - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd

CSBX2212-101M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd

  CSBX2212-101M Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd CSBX2212-101M Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd CSBX2212-101M Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd CSBX2212-101M Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd CSBX2212-101M Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Codaca Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2 / 5
CODACA ELECTRONIC CO., LTD
TEL
: +86 755 89585372
FAX
: +86 755 89585280
http://www.codaca.com
E-mail: info@codaca.com
High Current Power Inductor
CSBX2212 Series
This product is not authorized for use in any application related to safety.
Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.
Revised: 07/14/2020
4 Saturation Current vs Temperature Rise Current Curve
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
3.00
3.60
4.20
0.0
22.0
44.0
66.0
88.0
110.0
CSBX2212-3R3M
L(
μH)
ΔT(
℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
0.80
1.60
2.40
3.20
4.00
4.80
5.60
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
CSBX2212-4R7M
L(
μH)
ΔT(
℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
1.20
2.40
3.60
4.80
6.00
7.20
8.40
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
CSBX2212-6R8M
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
1.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00
10.50
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
CSBX2212-8R2M
L(
μH)
ΔT(
℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
CSBX2212-100M
L(
μH)
ΔT(
℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
CSBX2212-120M
L(
μH)
ΔT(
℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00
21.00
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
CSBX2212-150M
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
0.0
10.5
21.0
31.5
42.0
52.5
CSBX2212-220M
L(
μH)
ΔT(
℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0.0
9.0
18.0
27.0
36.0
45.0
CSBX2212-330M
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
7.00
14.00
21.00
28.00
35.00
42.00
49.00
0.0
8.0
16.0
24.0
32.0
40.0
CSBX2212-390M
L(
μH)
ΔT(
℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
8.00
16.00
24.00
32.00
40.00
48.00
56.00
0.0
7.5
15.0
22.5
30.0
37.5
CSBX2212-470M
L(
μH)
ΔT(
℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
0.0
6.8
13.5
20.3
27.0
33.8
CSBX2212-560M
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
15.00
30.00
45.00
60.00
75.00
90.00
105.00
0.0
6.3
12.5
18.8
25.0
31.3
CSBX2212-680M
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
15.00
30.00
45.00
60.00
75.00
90.00
105.00
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
CSBX2212-820M
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
CSBX2212-101M
L(
μH)
ΔT(℃)
Idc(A)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com