công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

24FC256T-E/CS16K bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 24FC256T-E/CS16K
Giải thích chi tiết về linh kiện  256K I2C Serial EEPROM
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

24FC256T-E/CS16K bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Microchip Technology

Back Button 24FC256T-E/CS16K Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology 24FC256T-E/CS16K Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology 24FC256T-E/CS16K Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology 24FC256T-E/CS16K Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology 24FC256T-E/CS16K Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology 24FC256T-E/CS16K Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology 24FC256T-E/CS16K Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology 24FC256T-E/CS16K Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology 24FC256T-E/CS16K Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 42 page
background image
24AA256/24LC256/24FC256
DS20001203W-page 26
 1998-2019 Microchip Technology Inc.
RECOMMENDED LAND PATTERN
Microchip Technology Drawing C04-2057-SN Rev B
8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC]
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.
Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M
1.
For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging
Note:
Dimension Limits
Units
C
Contact Pad Spacing
Contact Pitch
MILLIMETERS
1.27 BSC
MIN
E
MAX
5.40
Contact Pad Length (X8)
Contact Pad Width (X8)
Y1
X1
1.55
0.60
NOM
E
X1
C
Y1
SILK SCREEN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com