công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6L71 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6L71
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 MHz, 150 μA Op Amps
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6L71 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6L71 Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology MCP6L71 Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology MCP6L71 Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology MCP6L71 Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology MCP6L71 Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology MCP6L71 Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology MCP6L71 Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology MCP6L71 Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology MCP6L71 Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 40 page
background image
 2009-2019 Microchip Technology Inc.
DS20002145B-page 25
MCP6L71/1R/2/4
0.25
C A–B D
C
SEATING
PLANE
TOP VIEW
SIDE VIEW
VIEW A–A
0.10 C
0.10 C
Microchip Technology Drawing No. C04-057-SN Rev E Sheet 1 of 2
8X
For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging
Note:
8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]
1
2
N
h
h
A1
A2
A
A
B
e
D
E
E
2
E1
2
E1
NOTE 5
NOTE 5
NX b
0.10 C A–B
2X
H
0.23
(L1)
L
R0.13
R0.13
VIEW C
SEE VIEW C
NOTE 1
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com