công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C277LAB4100LH5J bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện C277LAB4100LH5J
Giải thích chi tiết về linh kiện  C27, Cylindrical Plastic Case, 275 – 470 VAC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

C277LAB4100LH5J bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Kemet Corporation

Back Button C277LAB4100LH5J Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation C277LAB4100LH5J Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation C277LAB4100LH5J Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation C277LAB4100LH5J Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation C277LAB4100LH5J Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation C277LAB4100LH5J Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation C277LAB4100LH5J Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation C277LAB4100LH5J Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation C277LAB4100LH5J Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8
© KEMET Electronics Corporation • KEMET Tower • One East Broward Boulevard
F3062_C27 • 9/9/2022
Fort Lauderdale, FL 33301 USA • 954-766-2800 • www.kemet.com
Motor Run Capacitors
C27, Cylindrical Plastic Case, 275 – 470 VAC
Marking cont.
Manufacturing Date Code (IEC–60062)
Year
Code
Month
Code
2020
M
January
1
2021
N
February
2
2022
P
March
3
2023
R
April
4
2024
S
May
5
2025
T
June
6
2026
U
July
7
2027
V
August
8
2028
W
September
9
2029
X
October
O
2030
A
November
N
2031
B
December
D
2032
C
2033
D
2034
E
2035
F
2036
G
2037
H
2038
J
2039
K
2040
L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com