công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLVG4200 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TLVG4200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Backlighting LED in Ø 3 mm Tinted Non-Diffused Package
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TLVG4200 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TLVG4200 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TLVG4200 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TLVG4200 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TLVG4200 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TLVG4200 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TLVG4200 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TLVG4200 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TLVY4200, TLVG4200
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.6, 05-Jul-2022
3
Document Number: 83057
For technical questions, contact: LED@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Note
• Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms
TYPICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
Fig. 1 - Forward Current vs. Ambient Temperature
Fig. 2 - Forward Current vs. Pulse Length
Fig. 3 - Relative Luminous Intensity vs.
Angular Displacement for 90 ° Emission Angle
Fig. 4 - Relative Intensity vs. Wavelength
COLOR CLASSIFICATION
GROUP
DOM. WAVELENGTH (nm)
YELLLOW
GREEN
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
0
----
1
581
584
-
-
2
583
586
-
-
3
585
588
562
565
4
587
590
564
567
5
589
592
566
569
6
591
594
568
571
7
-
-
570
573
8
-
-
572
575
0
10
20
30
40
60
95 10905
50
T
amb - Ambient Temperature (°C)
100
80
60
40
20
0
0.02
0.05
0.1
0.2
1
0.5
t p /T= 0.01
Tamb
≤ 65 °C
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
10 000
t p - Pulse Length (ms)
100
95 10047
96 11608
0.4 0.2
0
0.2 0.4 0.6
0.6
0°
30°
10°
20°
40°
50°
60°
70°
80°
0.8 1.0
0.8
1.0
550
570
590
610
630
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
650
95 10039
λ - Wavelength (nm)
1.0
yellow



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com