công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS1831CS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Dallas Semiconductor

tên linh kiện DS1831CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V/2.5V Multi-Supply MicroMonitor
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DALLAS [Dallas Semiconductor]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo DALLAS - Dallas Semiconductor

DS1831CS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Dallas Semiconductor

Back Button DS1831CS Datasheet HTML 4Page - Dallas Semiconductor DS1831CS Datasheet HTML 5Page - Dallas Semiconductor DS1831CS Datasheet HTML 6Page - Dallas Semiconductor DS1831CS Datasheet HTML 7Page - Dallas Semiconductor DS1831CS Datasheet HTML 8Page - Dallas Semiconductor DS1831CS Datasheet HTML 9Page - Dallas Semiconductor DS1831CS Datasheet HTML 10Page - Dallas Semiconductor DS1831CS Datasheet HTML 11Page - Dallas Semiconductor DS1831CS Datasheet HTML 12Page - Dallas Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
DS1831C/D/E
8 of 14
TIMING DIAGRAM - NON MASKABLE INTERRUPT Figure 8
NON MASKABLE INTERRUPT CIRCUIT EXAMPLE Figure 9
Example:
VSENSE1 = 11.50 volts trip point
VSENSE1 =
R2
R2
R1
+
X 1.25V
Therefore:
11.50V =
k
100
k
100
R1
+
X 1.25V
Resulting In: R1 = 820 k
Ω
Repeat the same steps to solve for R3 and R4 with VSENSE2.
VIN >1.25 V
VTP
VTP(min)
VTP(max)
tIPD
NMI
VOL
VTP
VTP(min)
VTP(max)
VOH
tNMI
R1
DS1831C
GND
IN1
VSENSE1
R2
IN2
R3
VSENSE2
R4
VCC
10 k
Ω
PBRST2.5V
PBRST3.3V
NMI1
NMI2
MPBRST
Ω
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com