công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAALSS0034SMB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện MAALSS0034SMB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Broadband Gain Stage 70 - 3000 MHz
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

MAALSS0034SMB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Tyco Electronics

  MAALSS0034SMB Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics MAALSS0034SMB Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics MAALSS0034SMB Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics MAALSS0034SMB Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics MAALSS0034SMB Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Miniature Broadband Gain Stage
70 - 3000 MHz
MAALSS0034
M/A-COM Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the
product(s) or information contained herein without notice. M/A-COM makes
no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its
products for any particular purpose, nor does M/A-COM assume any liability
whatsoever arising out of the use or application of any product(s) or
information.
•
North America Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
•
Europe Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
•
Asia/Pacific Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298
Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.
V2
4
RoHS
Compliant
Noise Figure
Typical Performance Curves, VDD = +3 V
Gain
Output Return Loss
Input Return Loss
Output IP3, Input Power = -12 dBm
Output P1dB
5
10
15
20
0.51.0
1.52.0
2.53.0
+25°C
-40°C
+85°C
Frequency (GHz)
25
30
35
40
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
+25°C
-40°C
+85°C
Frequency (GHz)
15
20
25
30
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
+25°C
-40°C
+85°C
Frequency (GHz)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
+25°C
-40°C
+85°C
Frequency (GHz)
-25
-20
-15
-10
-5
0
0.51.0
1.52.0
2.53.0
+25°C
-40°C
+85°C
Frequency (GHz)
-25
-20
-15
-10
-5
0
0.51.0
1.52.0
2.53.0
+25°C
-40°C
+85°C
Frequency (GHz)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com