công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA4AL bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TDA4AL
Giải thích chi tiết về linh kiện  TDA4VE TDA4AL TDA4VL Jacinto™ Processors, Silicon Revision 1.0
PDF  251 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TDA4AL bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button TDA4AL Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TDA4AL Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TDA4AL Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TDA4AL Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TDA4AL Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TDA4AL Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TDA4AL Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TDA4AL Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TDA4AL Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 251 page
background image
Table 6-2. Pin Attributes (ALZ Package) (continued)
Ball
Num [1]
Ball
Name [2]
PADCFG Register [13]
PADCFG Address [14]
Signal
Name [3]
Mux
Mode [4]
Signal
Type [5]
I/O
Voltage [6]
Ball State
DURING
Reset
(RX/TX/PULL) [7]
Ball State
AFTER
Reset
(RX/TX/PULL) [8]
Mux
Mode
AFTER
Reset [9]
Power [10]
Voltage
Buffer
Type [11]
IO
RET [12]
AF25
SOC_SAFETY_ERRORn
PADCFG:
PADCONFIG_68
0x4301C110
SOC_SAFETY_ERRORn
0
IO
1.8 V/3.3 V
Off / Off / Down
On / SS / Down
0
VDDSHV0
LVCMOS
No
AH27
SPI0_CLK
PADCFG:
PADCONFIG_53
0x4301C0D4
SPI0_CLK
0
IO
1.8 V/3.3 V
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
VDDSHV0
LVCMOS
No
UART1_CTSn
1
I
I2C2_SCL
2
IOD
MCASP3_AXR0
3
IO
EHRPWM2_A
5
IO
GPIO0_53
7
IO
UART8_TXD
11
O
VPU0_UART_TXD
14
O
AE27
SPI0_CS0
PADCFG:
PADCONFIG_51
0x4301C0CC
SPI0_CS0
0
IO
1.8 V/3.3 V
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
VDDSHV0
LVCMOS
No
MCASP3_ACLKX
3
IO
MCASP3_ACLKR
4
IO
EHRPWM0_A
5
IO
GPIO0_51
7
IO
MCAN14_TX
9
O
AF26
SPI0_CS1
PADCFG:
PADCONFIG_52
0x4301C0D0
SPI0_CS1
0
IO
1.8 V/3.3 V
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
VDDSHV0
LVCMOS
No
CPTS0_TS_COMP
1
O
UART0_RTSn
2
O
MCASP3_AFSX
3
IO
MCASP3_AFSR
4
IO
EHRPWM1_A
5
IO
GPIO0_52
7
IO
MCAN14_RX
9
I
UART8_RXD
11
I
VPU0_UART_RXD
14
I
AG26
SPI0_D0
PADCFG:
PADCONFIG_54
0x4301C0D8
SPI0_D0
0
IO
1.8 V/3.3 V
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
VDDSHV0
LVCMOS
No
UART1_RTSn
1
O
I2C2_SDA
2
IOD
MCASP3_AXR1
3
IO
EHRPWM3_A
5
IO
GPIO0_54
7
IO
UART2_RXD
11
I
www.ti.com
TDA4VE-Q1, TDA4AL-Q1, TDA4VL-Q1
SPRSP62 – DECEMBER 2022
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
49
Product Folder Links: TDA4VE-Q1 TDA4AL-Q1 TDA4VL-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com