công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA4AL...ALZQ1 bảng dữ liệu(PDF) 202 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TDA4AL...ALZQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  TDA4VE TDA4AL TDA4VL Jacinto™ Processors, Silicon Revision 1.0
PDF  251 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TDA4AL...ALZQ1 bảng dữ liệu(HTML) 202 Page - Texas Instruments

Back Button TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 198Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 199Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 200Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 201Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 202Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 203Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 204Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 205Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 206Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 202 / 251 page
background image
SPI_CS[i]
(IN)
SPI_SCLK
(IN)
SPI_SCLK
(IN)
SPI_D[x]
(OUT)
SPI_CS[i]
(IN)
SPI_SCLK
(IN)
SPI_SCLK
(IN)
SPI_D[x]
(OUT)
Bit n-1
Bit n-2
Bit n-3
Bit n-4
Bit 0
Bit n-1
Bit n-2
Bit n-3
Bit 1
Bit 0
PHA=0
EPOL=1
POL=0
POL=1
POL=0
POL=1
PHA=1
EPOL=1
SS6
SS3
SS1
SS3
SS1
SS3
SS1
SS2
SS1
SS6
SS6
SS8
SS9
SS7
SS8
SS2
SS3
SS2
SS2
SS6
SS6
SS6
SS9
SPRSP08_TIMING_McSPI_03
Figure 7-76. MCSPI Peripheral Mode Transmit Timing
Table 7-55 and Table 7-56 present the specific groupings of signals (IOSET) for use with MCU_SPI0 and
MCU_SPI1.
Table 7-55. MCU_SPI0 IOSETs
Signals
IOSET1
IOSET2
BALL NAME
MUX
BALL NAME
MUX
MCU_SPI0_CLK
MCU_SPI0_CLK
0
MCU_SPI0_CLK
0
MCU_SPI0_D0
MCU_SPI0_D0
0
MCU_SPI0_D0
0
MCU_SPI0_D1
MCU_SPI0_D1
0
MCU_SPI0_D1
0
MCU_SPI0_CS0
MCU_SPI0_CS0
0
MCU_SPI0_CS0
0
MCU_SPI0_CS1
MCU_OSPI1_D3
5
WKUP_GPIO0_12
1
MCU_SPI0_CS2
MCU_OSPI1_CSn1
5
WKUP_GPIO0_14
1
TDA4VE-Q1, TDA4AL-Q1, TDA4VL-Q1
SPRSP62 – DECEMBER 2022
www.ti.com
202
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TDA4VE-Q1 TDA4AL-Q1 TDA4VL-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com