công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA4AL...ALZQ1 bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TDA4AL...ALZQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  TDA4VE TDA4AL TDA4VL Jacinto™ Processors, Silicon Revision 1.0
PDF  251 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TDA4AL...ALZQ1 bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - Texas Instruments

Back Button TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 251 page
background image
Table 6-42. MCSPI1 Signal Descriptions
SIGNAL NAME
PIN TYPE
DESCRIPTION
ALZ PIN
SPI1_CLK
IO
SPI Clock
P23
SPI1_CS0
IO
SPI Chip Select 0
R22
SPI1_CS1
IO
SPI Chip Select 1
R24
SPI1_CS2
IO
SPI Chip Select 2
P24
SPI1_CS3
IO
SPI Chip Select 3
Y28
SPI1_D0
IO
SPI Data 0
M23
SPI1_D1
IO
SPI Data 1
N24
Table 6-43. MCSPI2 Signal Descriptions
SIGNAL NAME
PIN TYPE
DESCRIPTION
ALZ PIN
SPI2_CLK
IO
SPI Clock
AB25
SPI2_CS0
IO
SPI Chip Select 0
T23
SPI2_CS1
IO
SPI Chip Select 1
T24
SPI2_CS2
IO
SPI Chip Select 2
AC28
SPI2_CS3
IO
SPI Chip Select 3
Y26
SPI2_D0
IO
SPI Data 0
U24
SPI2_D1
IO
SPI Data 1
AC25
Table 6-44. MCSPI3 Signal Descriptions
SIGNAL NAME
PIN TYPE
DESCRIPTION
ALZ PIN
SPI3_CLK
IO
SPI Clock
T28
SPI3_CS0
IO
SPI Chip Select 0
V28
SPI3_CS1
IO
SPI Chip Select 1
T27
SPI3_CS2
IO
SPI Chip Select 2
AD27
SPI3_CS3
IO
SPI Chip Select 3
AA24
SPI3_D0
IO
SPI Data 0
V27
SPI3_D1
IO
SPI Data 1
W27
Table 6-45. MCSPI5 Signal Descriptions
SIGNAL NAME
PIN TYPE
DESCRIPTION
ALZ PIN
SPI5_CLK
IO
SPI Clock
T27
SPI5_CS0
IO
SPI Chip Select 0
U28
SPI5_CS1
IO
SPI Chip Select 1
W28
SPI5_CS2
IO
SPI Chip Select 2
Y27
SPI5_CS3
IO
SPI Chip Select 3
AA27
SPI5_D0
IO
SPI Data 0
R27
SPI5_D1
IO
SPI Data 1
AD27
Table 6-46. MCSPI6 Signal Descriptions
SIGNAL NAME
PIN TYPE
DESCRIPTION
ALZ PIN
SPI6_CLK
IO
SPI Clock
T26
SPI6_CS0
IO
SPI Chip Select 0
AD24
SPI6_CS1
IO
SPI Chip Select 1
Y25
SPI6_CS2
IO
SPI Chip Select 2
U26
SPI6_CS3
IO
SPI Chip Select 3
AA28
SPI6_D0
IO
SPI Data 0
AB26
TDA4VE-Q1, TDA4AL-Q1, TDA4VL-Q1
SPRSP62 – DECEMBER 2022
www.ti.com
70
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TDA4VE-Q1 TDA4AL-Q1 TDA4VL-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com