công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA4AL...ALZQ1 bảng dữ liệu(PDF) 114 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TDA4AL...ALZQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  TDA4VE TDA4AL TDA4VL Jacinto™ Processors, Silicon Revision 1.0
PDF  251 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TDA4AL...ALZQ1 bảng dữ liệu(HTML) 114 Page - Texas Instruments

Back Button TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 110Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 111Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 112Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 113Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 114Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 115Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 116Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 117Page - Texas Instruments TDA4AL...ALZQ1 Datasheet HTML 118Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 114 / 251 page
background image
7.9 Temperature Sensor Characteristics
This section summarizes the Voltage and Temperature Module (VTM) on die temperature sensor characteristics.
For reliability and operability concerns, the maximum junction temperature of the device has to be at or below
the TJ value identified in the Recommended Operating Conditions.
Table 7-3. VTM Die Temperature sensor Characteristics
PARAMETER
TEST
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Tacc
VTM temperature sensor accuracy
–40 to 110
℃
–5
5
℃
110 to 125
℃
–2
2
℃
TDA4VE-Q1, TDA4AL-Q1, TDA4VL-Q1
SPRSP62 – DECEMBER 2022
www.ti.com
114
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TDA4VE-Q1 TDA4AL-Q1 TDA4VL-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com