| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DRA821U2...ALM bảng dữ liệu(PDF) 88 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DRA821U2...ALM bảng dữ liệu(HTML) 88 Page - Texas Instruments |
|
88 / 252 page ![]() Table 6-106. Pin Multiplexing (continued) ADDR ESS OFFSE T REGISTER NAME BALL NUMB ER MUXMODE[15:0] SETTINGS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bootstrap 0x1C0 EC PADCONFIG_59 N19 MMC1_DA T3 UART7_RX D PCIE1_CL KREQn TIMER_IO 0 GPIO0_62 SPI1_CS0 UART0_CT Sn I2C3_SCL UART5_RX D 0x1C0 F0 WKUP_PADCON FIG_60 D19 MCU_UAR T0_TXD MCU_SPI0 _CS1 WKUP_GP IO0_12 MCU_BOO TMODE08 0x1C0 F0 PADCONFIG_60 N20 MMC1_DA T2 UART7_TX D TIMER_IO 1 GPIO0_63 SPI1_CS1 CPTS0_TS _SYNC I2C3_SDA UART5_TX D 0x1C0 F4 PADCONFIG_61 N21 MMC1_DA T1 UART7_CT Sn ECAP0_IN _APWM_O UT TIMER_IO 2 UART4_RX D GPIO0_64 SPI1_CS2 UART5_CT Sn I2C4_SDA UART2_RX D 0x1C0 F4 WKUP_PADCON FIG_61 D20 MCU_UAR T0_RXD MCU_SPI1 _CS1 WKUP_GP IO0_13 MCU_BOO TMODE09 0x1C0 F8 PADCONFIG_62 M19 MMC1_DA T0 UART7_RT Sn ECAP1_IN _APWM_O UT TIMER_IO 3 UART4_TX D GPIO0_65 SPI1_D0 UART5_RT Sn I2C4_SCL UART2_TX D 0x1C0 F8 WKUP_PADCON FIG_62 E20 MCU_UAR T0_CTSn MCU_SPI0 _CS2 MCU_TIME R_IO8 WKUP_GP IO0_14 MCU_BOO TMODE06 0x1C0 FC WKUP_PADCON FIG_63 E21 MCU_UAR T0_RTSn MCU_SPI1 _CS2 MCU_TIME R_IO9 WKUP_GP IO0_15 MCU_BOO TMODE07 0x1C10 0 PADCONFIG_64 P21 MMC1_CL K UART8_RX D TIMER_IO 4 UART4_CT Sn GPIO0_66 SPI1_CLK UART0_RT Sn I2C6_SDA 0x1C10 0 WKUP_PADCON FIG_64 F20 WKUP_I2C 0_SCL WKUP_GP IO0_64 0x1C10 4 PADCONFIG_65 M20 MMC1_CM D UART8_TX D TIMER_IO 5 UART4_RT Sn GPIO0_67 SPI1_D1 I2C6_SCL 0x1C10 4 WKUP_PADCON FIG_65 H21 WKUP_I2C 0_SDA WKUP_GP IO0_65 0x1C10 8 WKUP_PADCON FIG_66 G21 MCU_I2C0 _SCL WKUP_GP IO0_66 0x1C10 8 PADCONFIG_66 U2 RESETSTA Tz 0x1C10 C WKUP_PADCON FIG_67 G20 MCU_I2C0 _SDA WKUP_GP IO0_67 0x1C11 0 WKUP_PADCON FIG_68 C15 PMIC_PO WER_EN1 MCU_I3C0 _SDAPULL EN WKUP_GP IO0_68 0x1C11 0 PADCONFIG_68 V2 SOC_SAF ETY_ERR ORn 0x1C11 4 WKUP_PADCON FIG_69 G18 MCU_SAF ETY_ERR ORn 0x1C11 8 WKUP_PADCON FIG_70 A18 MCU_RES ETz 0x1C11 C PADCONFIG_71 U4 TMS 0x1C11 C WKUP_PADCON FIG_71 B13 MCU_RES ETSTATz WKUP_GP IO0_79 DRA821U-Q1 SPRSP57D – APRIL 2020 – REVISED DECEMBER 2022 www.ti.com 88 Submit Document Feedback Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated Product Folder Links: DRA821U-Q1 |