công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIP32434AEVB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SIP32434AEVB
Giải thích chi tiết về linh kiện  6 A, 33 m, 2.8 V to 23 V, eFuse With Programmable Current Limit and OVP
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIP32434AEVB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SIP32434AEVB Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIP32434AEVB Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIP32434AEVB Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIP32434AEVB Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIP32434AEVB Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIP32434AEVB Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIP32434AEVB Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SIP32434AEVB Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SIP32434AEVB Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
SIP32434
www.vishay.com
Vishay Siliconix
S22-0384-Rev. B, 02-May-2022
7
Document Number: 63147
For technical questions, contact: powerictechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 10 - Switch Off Current vs. Temperature
Fig. 11 - On Resistance vs. Temperature
Fig. 12 - Soft Start Current vs. Input Voltage VIN
Fig. 13 - Threshold Voltage vs. Input Voltage VIN
Fig. 14 - Soft Start Current vs. Temperature
Fig. 15 - EN Current vs. EN Voltage
10
100
1000
10000
0
2
4
6
8
10
-40
-20
0
20406080
100
Axis Title
T - Temperature (°C)
V
IN = 12 V
10
100
1000
10000
0
20
40
60
80
-40
-20
0
20406080
100
Axis Title
T - Temperature (°C)
V
IN = 12 V
10
100
1000
10000
1
2
3
4
5
6
0
5
10
15
20
25
30
Axis Title
V
IN - Input Voltage (V)
10
100
1000
10000
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0
5
10
15
20
25
30
Axis Title
V
IN - Input Voltage (V)
V
IH
V
IL
10
100
1000
10000
0
2
4
6
8
10
-40
-20
0
20406080
100
Axis Title
T - Temperature (°C)
V
IN = 12 V
10
100
1000
10000
-0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0123456
Axis Title
V
EN - Enable Voltage (V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com