công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CF31XX1D0XX-05-NH bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cvilux Corporation

tên linh kiện CF31XX1D0XX-05-NH
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.50mm(,0207) ZIF FFC/FPC ONE-TOUCH CONNECTOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CVILUX [Cvilux Corporation]
Trang chủ  https://www.cvilux.com/
Logo CVILUX - Cvilux Corporation

CF31XX1D0XX-05-NH bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cvilux Corporation

  CF31XX1D0XX-05-NH Datasheet HTML 1Page - Cvilux Corporation CF31XX1D0XX-05-NH Datasheet HTML 2Page - Cvilux Corporation CF31XX1D0XX-05-NH Datasheet HTML 3Page - Cvilux Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
CviLux
2022.02.17
CVILUX
ISSUED


Số phần tương tự - CF31XX1D0XX-05-NH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CF300 ETC-CF300 Datasheet
616Kb / 10P
N- Channel-GaAs-MESFET-Tetrode Depletion Mode
logo
Chip Integration Techno...
CF30100CT CITC-CF30100CT Datasheet
476Kb / 3P
30A Trench Schottky Rectifier
CF3045CT CITC-CF3045CT Datasheet
468Kb / 3P
30A Trench Schottky Rectifier
logo
List of Unclassifed Man...
CF3050 ETC2-CF3050 Datasheet
109Kb / 3P
The highly absorbent precision cleaning swab with a wide variety of head sizes and shapes
logo
Chip Integration Techno...
CF30L100CT CITC-CF30L100CT Datasheet
492Kb / 3P
30A Trench Schottky Rectifier
More results

Mô tả tương tự - CF31XX1D0XX-05-NH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2004850110 MOLEX-2004850110 Datasheet
38Kb / 1P
Easy-On FFC/FPC One-Touch Connector, 0.50mm Pitch, Vertical, 5.60mm Height
2004850135 MOLEX-2004850135 Datasheet
38Kb / 1P
Easy-On FFC/FPC One-Touch Connector, 0.50mm Pitch, Vertical, 5.60mm Height
2004850351 MOLEX-2004850351 Datasheet
23Kb / 1P
Easy-On FFC/FPC One-Touch Connector, 0.50mm Pitch, Vertical, 5.60mm Height
2004850540 MOLEX-2004850540 Datasheet
38Kb / 1P
Easy-On FFC/FPC One-Touch Connector, 0.50mm Pitch, Vertical, 5.60mm Height
2004850751 MOLEX-2004850751 Datasheet
38Kb / 1P
Easy-On FFC/FPC One-Touch Connector, 0.50mm Pitch, Vertical, 5.60mm Height
2004850780 MOLEX-2004850780 Datasheet
38Kb / 1P
Easy-On FFC/FPC One-Touch Connector, 0.50mm Pitch, Vertical, 5.60mm Height
logo
Cvilux Corporation
CF25XX1D0X0-10-NH CVILUX-CF25XX1D0X0-10-NH Datasheet
201Kb / 2P
1.00mm(.039) ZIF FFC/FPC ONE-TOUCH CONNECTOR
22-08-2
CF35XXXD0RD-NH CVILUX-CF35XXXD0RD-NH Datasheet
232Kb / 3P
0.50mm(.020") ZIF FFC/FPC ONE-TOUCH CONNECTOR (Enhanced version)
20.10.23
CF35XXXD0RE-NH CVILUX-CF35XXXD0RE-NH Datasheet
718Kb / 3P
0.50mm(.020”) ZIF FFC/FPC ONE-TOUCH CONNECTOR (Enhanced version)
20.05.28
CF50XXXD0XX-10-NH CVILUX-CF50XXXD0XX-10-NH Datasheet
785Kb / 3P
1.00mm(039") ZIF FFC/FPC ONE-TOUCH CONNECTOR
14.11.14
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com