| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DGS20-025AS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DGS20-025AS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation |
|
3 / 3 page ![]() © 2004 IXYS All rights reserved 3 - 3 IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions DGS 19-025AS DGS 20-025A(S) DGSK 40-025A(S) Outlines TO-252 1 Anode 2 NC 3 Anode 4 Cathode Outline TO-263 Outlines TO-220 Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 12.70 13.97 0.500 0.550 B 14.73 16.00 0.580 0.630 C 9.91 10.66 0.390 0.420 D 3.54 4.08 0.139 0.161 E 5.85 6.85 0.230 0.270 F 2.54 3.18 0.100 0.125 G 1.15 1.65 0.045 0.065 H 2.79 5.84 0.110 0.230 J 0.64 1.01 0.025 0.040 K 2.54 BSC 0.100 BSC M 4.32 4.82 0.170 0.190 N 1.14 1.39 0.045 0.055 Q 0.38 0.56 0.015 0.022 R 2.29 2.79 0.090 0.110 Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 2.19 2.38 0.086 0.094 A1 0.89 1.14 0.035 0.045 A2 0 0.13 0 0.005 b 0.64 0.89 0.025 0.035 b1 0.76 1.14 0.030 0.045 b2 5.21 5.46 0.205 0.215 c 0.46 0.58 0.018 0.023 c1 0.46 0.58 0.018 0.023 D 5.97 6.22 0.235 0.245 D1 4.32 5.21 0.170 0.205 E 6.35 6.73 0.250 0.265 E1 4.32 5.21 0.170 0.205 e 2.28 BSC 0.090 BSC e1 4.57 BSC 0.180 BSC H 9.40 10.42 0.370 0.410 L 0.51 1.02 0.020 0.040 L1 0.64 1.02 0.025 0.040 L2 0.89 1.27 0.035 0.050 L3 2.54 2.92 0.100 0.115 Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 4.06 4.83 .160 .190 A1 2.03 2.79 .080 .110 b 0.51 0.99 .020 .039 b2 1.14 1.40 .045 .055 c 0.46 0.74 .018 .029 c2 1.14 1.40 .045 .055 D 8.64 9.65 .340 .380 D1 8.00 8.89 .315 .350 E 9.65 10.29 .380 .405 E1 6.22 8.13 .245 .320 e 2.54 BSC .100 BSC L 14.61 15.88 .575 .625 L1 2.29 2.79 .090 .110 L2 1.02 1.40 .040 .055 L3 1.27 1.78 .050 .070 L4 0 0.20 0 .008 R 0.46 0.74 .018 .029 |