| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XRT56L85 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XRT56L85 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Exar Corporation |
|
9 / 12 page ![]() XRT56L85 9 Rev. 2.11 SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.093 0.104 2.35 2.65 A1 0.004 0.012 0.10 0.30 B 0.013 0.020 0.33 0.51 C 0.009 0.013 0.23 0.32 D 0.447 0.463 11.35 11.75 E 0.291 0.299 7.40 7.60 e 0.050 BSC 1.27 BSC H 0.394 0.419 10.00 10.65 L 0.016 0.050 0.40 1.27 α 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° INCHES MILLIMETERS 18 LEAD SMALL OUTLINE (300 MIL JEDEC SOIC) Rev. 1.00 e 18 10 9 D E H B A L C A1 Seating Plane α Note: The control dimension is the millimeter column 1 |