công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM1385ARSZ bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM1385ARSZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1385ARSZ bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Analog Devices

Back Button ADM1385ARSZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1385ARSZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM1385ARSZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM1385ARSZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM1385ARSZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADM1385ARSZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADM1385ARSZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADM1385ARSZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADM1385ARSZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
ADM3202/ADM3222/ADM1385
Rev. E | Page 13 of 16
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-153-AC
20
1
11
10
6.40 BSC
4.50
4.40
4.30
PIN 1
6.60
6.50
6.40
SEATING
PLANE
0.15
0.05
0.30
0.19
0.65
BSC
1.20 MAX
0.20
0.09
0.75
0.60
0.45
8°
0°
COPLANARITY
0.10
Figure 26. 20-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP]
(RU-20)
Dimensions shown in millimeters
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-013-AB
0.30 (0.0118)
0.10 (0.0039)
2.65 (0.1043)
2.35 (0.0925)
10.65 (0.4193)
10.00 (0.3937)
7.60 (0.2992)
7.40 (0.2913)
0.75 (0.0295)
0.25 (0.0098)
1.27 (0.0500)
0.40 (0.0157)
COPLANARITY
0.10
0.33 (0.0130)
0.20 (0.0079)
0.51 (0.0201)
0.31 (0.0122)
SEATING
PLANE
8°
0°
18
10
9
1
1.27
(0.0500)
BSC
11.75 (0.4626)
11.35 (0.4469)
45°
Figure 27. 18-Lead Standard Small Outline Package [SOIC_W]
Wide Body
(RW-18)
Dimensions shown in millimeters and (inches)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com