| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PKLCS1212E2000-R1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PKLCS1212E2000-R1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
10 / 11 page ![]() Document No. JGB40-1580B 株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd. P. 10/11 12.使用上の注意 Cautions for Use 12-1 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので、取扱い には十分にご注意下さい。 The component may be damaged if mechanical stress over this specification is applied. 12-2 落下衝撃,熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回路設計には十分ご注意下さい。 Please pay attention to protect operating circuit from surge voltage provided by something of force such as falling, shock and temperature changing. 12-3 本体に直流電圧を印加された場合、不具合を生じることがありますので、回路設計には 十分注意して下さい。 Please pay attention never to be applied DC voltage to component. 12-4 IC等により駆動する際、安定鳴動及びIC保護用にIC出力端と本体に直列抵抗約1k~2kΩ を挿入するか、本体と並列にダイオードを挿入して、ご使用下さい。 The resistor should be used as shown in Fig. A. A suitable resistance value should be chosen, preferably 1k to 2k. Instead of this measure, a diode may also be applied as shown in Fig. B. 12-5 本体は密閉構造ではありませんので洗浄できません。 Washing of the component is not acceptable, because it is not sealed. 12-6 エアガン等で近距離から製品に直接高圧エアを吹き付けないで下さい。 High pressure air should not be blown on the component directly at short range by air gun or equivalent. 12-7 実装時に開放孔を吸着しないようにして下さい。 Please do not adsorb the open hole when the component is mounted. IC IC Fig.A Fig.B |