công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZM55C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Continental Device India Limited

tên linh kiện BZM55C
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILIICON PLANAR ZENER DIODES
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDIL [Continental Device India Limited]
Trang chủ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

BZM55C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Continental Device India Limited

  BZM55C Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited BZM55C Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited BZM55C Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited BZM55C Datasheet HTML 4Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SILIICON PLANAR ZENER DIODES
BZM55C 2V4 - 75V
LS-31 (MICRO-MELF)
GLASS PACKAGE
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tj=25°C unless specified otherwise)
Forward Voltage at IF=200mA
VF
Device #
VZT
rZT
IZT
rZK
IR
at
VR
**at IZT
**at IZT
at
IZK
Ta
25°C
150°C
min
max
max
max
max
max
(V)
(V)
(
Ω
Ω)
(mA)
(
Ω
Ω)
(mA)
(
µµA)
(
µµA)
(V)
BZM55C16
15.30
17.10
40
5.0
170
1.0
0.1
2.0
12
BZM55C18
16.80
19.10
50
5.0
170
1.0
0.1
2.0
13
BZM55C20
18.80
21.20
55
5.0
220
1.0
0.1
2.0
15
BZM55C22
20.80
23.30
55
5.0
220
1.0
0.1
2.0
16
BZM55C24
22.80
25.60
80
5.0
220
1.0
0.1
2.0
18
BZM55C27
25.10
28.90
80
5.0
220
1.0
0.1
2.0
20
BZM55C30
28.00
32.00
80
5.0
220
1.0
0.1
2.0
22
BZM55C33
31.00
35.00
80
5.0
220
1.0
0.1
2.0
24
BZM55C36
34.00
38.00
80
5.0
220
1.0
0.1
2.0
27
BZM55C39
37.00
41.00
90
2.5
500
0.5
0.1
5.0
30
BZM55C43
40.00
46.00
90
2.5
600
0.5
0.1
5.0
33
BZM55C47
44.00
50.00
110
2.5
700
0.5
0.1
5.0
36
BZM55C51
48.00
54.00
125
2.5
700
0.5
0.1
10
39
BZM55C56
52.00
60.00
135
2.5
1000
0.5
0.1
10
43
BZM55C62
58.00
66.00
150
2.5
1000
0.5
0.1
10
47
BZM55C68
64.00
72.00
200
2.5
1000
0.5
0.1
10
51
BZM55C75
70.00
79.00
250
2.5
1500
0.5
0.1
10
56
* tp/T <100ms
BZM55C2V4_75V Rev061005E
0.04 ~
0.12
(%/K)
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
0.03 ~
0.11
Temp. Coeff
of
Zener Voltage
0.03 ~
0.11
0.03 ~
0.11
0.04 ~
0.12
1.5
V
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
0.04 ~
0.12
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 2 of 4



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com