công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM208ARSZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM208ARSZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.1 μF, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM208ARSZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADM208ARSZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADM208ARSZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM208ARSZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM208ARSZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM208ARSZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM208ARSZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM208ARSZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM208ARSZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM208ARSZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
ADM206/ADM207/ADM208/ADM211/ADM213
Rev. D | Page 4 of 16
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Min
VCC
–0.3 V to +6 V
V+
(VCC – 0.3 V) to +14 V
V–
+0.3 V to –14 V
Input Voltages
TIN
–0.3 V to (VCC + 0.3 V)
RIN
±30 V
Output Voltages
TOUT
(V+, +0.3 V) to (V–, –0.3 V)
ROUT
–0.3 V to (VCC + 0.3 V)
Short-Circuit Duration
TOUT
Continuous
Power Dissipation
N-24 PDIP (Derate 13.5 mW/°C
above 70°C)
1000 mW
R-24 SOIC (Derate 12 mW/°C
above 70°C)
850 mW
R-28 SOIC (Derate 12.5 mW/°C
above 70°C)
900 mW
RS-24 SSOP (Derate 12 mW/°C
above 70°C)
850 mW
RS-28 SSOP (Derate 10 mW/°C
above 70°C)
900 mW
Thermal Impedance, θJA
N-24 PDIP
120°C/W
R-24 SOIC
85°C/W
R-28 SOIC
80°C/W
RS-24 SSOP
115°C/W
RS-28 SSOP
100°C/W
Operating Temperature Range
Industrial (A Version)
–40°C to +85°C
Storage Temperature Range
–65°C to +150°C
Lead Temperature, Soldering
300°C
Vapor Phase (60 s)
215°C
Infrared (15 s)
220°
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com