công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM239AD bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM239AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM339B, LM2901B, LM339, LM239, LM139, LM2901 Quad Differential Comparators
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM239AD bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button LM239AD Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 48 page
background image
7.18 Typical Characteristics for LM339B and LM2901B Only (continued)
TA = 25°C, VS = 5 V, RPULLUP = 5.1k, CL = 15 pF, VCM = 0 V, VUNDERDRIVE = 100 mV, VOVERDRIVE = 100 mV unless otherwise
noted.
Output Sinking Current (A)
10P
100P
1m
10m
100m
1m
10m
100m
1
10
VS = 3V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Figure 7-19. Output Low Voltage vs. Output Sinking Current at
3V
Output Sinking Current (A)
10P
100P
1m
10m
100m
1m
10m
100m
1
10
VS = 5V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Figure 7-20. Output Low Voltage vs. Output Sinking Current at
5V
Output Sinking Current (A)
10P
100P
1m
10m
100m
1m
10m
100m
1
10
VS = 12V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Figure 7-21. Output Low Voltage vs. Output Sinking Current at
12V
Output Sinking Current (A)
10P
100P
1m
10m
100m
1m
10m
100m
1
10
VS = 36V
125°C
85°C
25°C
0°C
-40°C
Figure 7-22. Output Low Voltage vs.Output Sinking Current at
36V
Temperature (°C)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
100
Output set high
VOUT = VS
Figure 7-23. Output High Leakage Current vs.Temperature at 5V
Temperature (°C)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
100
Output set high
VOUT = VS
Figure 7-24. Output High Leakage Current vs. Temperature at
36V
www.ti.com
LM139, LM239, LM339, LM339B, LM139A, LM239A
LM339A, LM2901B, LM2901, LM2901AV, LM2901V
SLCS006V – OCTOBER 1979 – REVISED DECEMBER 2022
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
17
Product Folder Links: LM139 LM239 LM339 LM339B LM139A LM239A LM339A LM2901B LM2901 LM2901AV
LM2901V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com