công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

USB-4COMI-M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Coolgear Inc.

tên linh kiện USB-4COMI-M
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Port RS-422 / 485 USB to Serial Adapter
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COOLGEAR [Coolgear Inc.]
Trang chủ  https://www.coolgear.com/
Logo COOLGEAR - Coolgear Inc.

USB-4COMI-M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Coolgear Inc.

  USB-4COMI-M Datasheet HTML 1Page - Coolgear Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
1
1
2
2
A
A
B
B
168.00
8.75
3.00
10.00
3.20 x4
R3.50
R1.75
188.00
DRAW:
DATE:
MODEL #:
USB-4COMi-M
+/- 0.25 mm
1mm = 2mm
7/13/2016
mm
support@coolgear.com
coolgear.com
PAGE:
1 / 1
NOTES:
UNIT:
TOLERANCE:
SCALE:
SITE:
CONTACT:


Số phần tương tự - USB-4COMI-M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Coolgear Inc.
USB-4COMI-SI-M COOLGEAR-USB-4COMI-SI-M Datasheet
540Kb / 3P
Basic Measurements
8/4/2021
More results

Mô tả tương tự - USB-4COMI-M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
EKI-1524 ADVANTECH-EKI-1524 Datasheet
546Kb / 1P
4-port RS-232/422/485 Serial Device Server
logo
List of Unclassifed Man...
CPCI-3544 ETC2-CPCI-3544 Datasheet
168Kb / 1P
4-port RS-422/RS-485 Isolated Serial Communications Modules
logo
Moxa Inc.
1000 MOXA-1000 Datasheet
1Mb / 8P
1 to 16-port RS-232/422/485 USB-to-serial converters
logo
Coolgear Inc.
USB-8COMI-RM COOLGEAR-USB-8COMI-RM Datasheet
127Kb / 2P
8 Port USB to RS-232/422/485 Octal Adapter
USB-COMI-SI-M COOLGEAR-USB-COMI-SI-M Datasheet
124Kb / 3P
USB to Optical Adapter Industrial Isolated RS-422/485
USB-COMI-TB COOLGEAR-USB-COMI-TB Datasheet
51Kb / 1P
Single Port USB to RS-422 485 Hi-Speed Industrial Adapter
7/17/2015
CG-232485CBO COOLGEAR-CG-232485CBO Datasheet
161Kb / 1P
2 Port RS232/422/485 Serial to USB 2.0 Combo Adapter
USB-16COMI-M COOLGEAR-USB-16COMI-M Datasheet
102Kb / 1P
16-Port RS-422 485 USB-to-Serial Adapter
USB-2COMI-SI-M COOLGEAR-USB-2COMI-SI-M Datasheet
129Kb / 2P
2 Port USB to RS-422 /485 Optical Isolated Adapter
USB-COMI-PRO COOLGEAR-USB-COMI-PRO Datasheet
224Kb / 2P
1-Port USB to Serial Adapter (RS-232/422/485) , DIN-rail
10/13/2021
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com