công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG55550AV bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện SLG55550AV
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB Host Charger Identification Analog Switches
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

SLG55550AV bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  SLG55550AV Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp SLG55550AV Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp SLG55550AV Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp SLG55550AV Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp SLG55550AV Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp SLG55550AV Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp SLG55550AV Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp SLG55550AV Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp SLG55550AV Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
000-000555650-101
Page 3 of 9
SLG55550
SLG55550A
Absolute Maximum Conditions
Parameter
Min.
Max.
Unit
Supply Voltage
-0.3
6.0
V
Continuous Current into any terminal
-30
+30
mA
Continuous Power Dissipation
--
1951
mW
Operating Temperature Range
-40
85
°C
Junction Temperature
150
°C
Storage Temperature Range
-65
150
°C
Lead Temperature (Soldering, 10s)
260
°C
Electrical Characteristics - Power Supply
VDD = 2.8V to 5.5V, TA = 25°C (unless specified otherwise)
Symbol
Parameter
Condition/Note
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDD
Power Supply Range
VCB > VIH
2.8
--
5.5
V
IDD
Supply Current VDD = 3.3
VCB0 = VCB1 = VDD
--
1
--
µA
VCB0 = 0V, VCB1 = VDD
--
7
--
µA
External Resistors used.
VCB0 = VCB1 = 0V or
VCB0 = VDD & VCB1 = 0V
--
7
--
µA
Internal Resistors used.
VCB0 = VCB1 = 0V or
VCB0 = VDD & VCB1 = 0V
--
75
--
µA
Supply Current VDD = 5.5
VCB0 = VCB1 = VDD
--
2
--
µA
VCB0 = 0V, VCB1 = VDD
--
9
--
µA
External Resistors used.
VCB0 = VCB1 = 0V or
VCB0 = VDD & VCB1 = 0V
--
9
--
µA
Internal Resistors used.
VCB0 = VCB1 = 0V or
VCB0 = VDD & VCB1 = 0V
--
120
--
µA
∆I
DD
Supply Current Increase
0
≤ V
CB ≤ VIL or VIH ≤ VCB ≤ VDD
--
--
2
µA
Electrical Characteristics - Analog Switch
VDD = 2.8V to 5.5V, TA = 25°C (unless specified otherwise)
Symbol
Parameter
Condition/Note
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDP, VDM
Analog signal Range
0
--
VDD
V
RON
On Resistance TDP/TDM
Switch
VDD = -0.4V to 0.4V, I = 10mA
--
4
--
Ω
VDP = VDM = 0V to VDD
VDD= 5V
--
--
10
Ω
∆R
ON
On Resistance Match be-
tween channels TDP/TDM
Switch
VDD = 5.0V
VDP = VDM = 400mV
IDP = IDM = 10mA
--
0.1
--
Ω
RFLAT
On Resistance flatness
TDP/TDM Switch
VDD = 5.0V
VDP = VDM = 0V to VDD
IDP = IDM = 10mA
--
0.5
--
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com