công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CP10841.5-C2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Ceramate Technical

tên linh kiện CP10841.5-C2
Giải thích chi tiết về linh kiện  5A Dropout Linear Regulator
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CERAMATE [Ceramate Technical]
Trang chủ  http://www.ceramate.com.tw
Logo CERAMATE - Ceramate Technical

CP10841.5-C2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Ceramate Technical

Back Button CP10841.5-C2 Datasheet HTML 3Page - Ceramate Technical CP10841.5-C2 Datasheet HTML 4Page - Ceramate Technical CP10841.5-C2 Datasheet HTML 5Page - Ceramate Technical CP10841.5-C2 Datasheet HTML 6Page - Ceramate Technical CP10841.5-C2 Datasheet HTML 7Page - Ceramate Technical CP10841.5-C2 Datasheet HTML 8Page - Ceramate Technical CP10841.5-C2 Datasheet HTML 9Page - Ceramate Technical CP10841.5-C2 Datasheet HTML 10Page - Ceramate Technical CP10841.5-C2 Datasheet HTML 11Page - Ceramate Technical  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
CP1084
5A Dropout Linear Regulator
* All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
1F-5 NO.66 SEC.2 NAN-KAN RD ., LUCHU ,
TAOYUAN, TAIWAN
Email: server@ceramate.com.tw
Tel:886-3-3214525
Http: www.ceramate.com.tw
Fax:886-3-3521052
Page 8 of 11
Rev 1.0 Jul.6, 2004
Figure 8. Dropout Voltage vs. Temperature
Figure 9. Short Circuit Current vs. Dropout Voltage
Typical Performance Characteristics (Continued)
0
25
50
75
100
125
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
T
J(
oC)
024
68
10
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Dropout Voltage (V)
Figure 10. Load Transient Response
Figure 11. Line Transient Response



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com