công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DOM44S6V2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện DOM44S6V2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  44Pin Flash Disk Module Min.128MB ~ Max.3GB, True IDE Interface
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HANBIT [Hanbit Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.hbe.co.kr
Logo HANBIT - Hanbit Electronics Co.,Ltd

DOM44S6V2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd

Back Button DOM44S6V2G Datasheet HTML 2Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd DOM44S6V2G Datasheet HTML 3Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd DOM44S6V2G Datasheet HTML 4Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd DOM44S6V2G Datasheet HTML 5Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd DOM44S6V2G Datasheet HTML 6Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd DOM44S6V2G Datasheet HTML 7Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd DOM44S6V2G Datasheet HTML 8Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd DOM44S6V2G Datasheet HTML 9Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd DOM44S6V2G Datasheet HTML 10Page - Hanbit Electronics Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
HANBit
HFDOM44S6Vxxx
URL:www.hbe.co.kr
6 / 29
HANBit Electronics Co., Ltd.
Rev. 1.0 (April, 2005)
BLOCK DIAGRAM
Figure 2.1 Block Diagram
3. INTERFACE BUS TIMING
ACCESS SPCIFICATIONS
1 System clock timing
Sym.
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
Tc
Clock cycle time
45
50
100
ns
Tlpd
Clock low pulse duration
0.4Tc
0.6Tc
ns
Thpd
Clock high pulse duration
0.4Tc
0.6Tc
ns
Tlpd
Thpd
Tc
PCMCIA
ATA
Interface
8032
MICOM
ATA
Interface
RAM
ROM Code
Buffer
Management
and Control
ECC
Circuit
Flash
Sequencer
and
Control
Logic
NAND
FLASH
DEVICE
NAND
FLASH
DEVICE
NAND
FLASH
DEVICE
HOST
Interface



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com