| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS1904C23 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS1904C23 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ams AG |
|
5 / 9 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.4 5 - 9 AS1904, AS1905, AS1906 austriamicrosystems Data Sheet 7 Options Table 3. Coding of Factory-trimmed Reset Active Time-Out Period Device Suffix tTP in Milliseconds Min Typ Max AS190x_xx A 3 5 8 AS190x_xx B 12 20 32 AS190x_xx C 60 100 160 AS190x_xx D 300 500 800 Table 4. Output Variants Device Output Functionality AS1904xxx Active Low (RESETN) AS1905xxx Active High (RESET) AS1906xxx Open Drain (RESETN) Table 5. Coding of Factory-Trimmed Reset Threshold Voltages Device Suffix Reset Threshold Voltage, VTH in V TA = +25°C TA = -40 to +85°C Min Typ Max Min Max AS190xx__ 22 2.167 2.2 2.233 2.145 2.255 AS190xx__ 23 2.285 2.32 2.355 2.262 2.378 AS190xx__ 24 2.364 2.4 2.436 2.340 2.460 AS190xx__ 25 2.463 2.5 2.538 2.438 2.563 AS190xx__ 26 2.591 2.63 2.669 2.564 2.696 AS190xx__ 27 2.660 2.7 2.741 2.633 2.768 AS190xx__ 28 2.758 2.8 2.842 2.730 2.870 AS190xx__ 29 2.886 2.93 2.974 2.857 3.003 AS190xx__ 30 2.955 3.0 3.045 2.925 3.075 AS190xx__ 31 3.034 3.08 3.126 3.003 3.157 |