công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VTP1188S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PerkinElmer Optoelectronics

tên linh kiện VTP1188S
Giải thích chi tiết về linh kiện  VTP Process Photodiodes
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERKINELMER [PerkinElmer Optoelectronics]
Trang chủ  http://www.perkinelmer.com
Logo PERKINELMER - PerkinElmer Optoelectronics

VTP1188S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PerkinElmer Optoelectronics

  VTP1188S Datasheet HTML 1Page - PerkinElmer Optoelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
51
VTP Process Photodiodes
VTP1188S
PRODUCT DESCRIPTION
Large area planar silicon photodiode mounted
on a two lead ceramic substrate. A clear molded
lens is used to increase sensitivity. Low junction
capacitance permits fast response time.
PACKAGE DIMENSIONS inch (mm)
CASE 12
LENSED CERAMIC
CHIP ACTIVE AREA: .017 in2 (1.1 mm2)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Storage Temperature:
-20°C to 75°C
Operating Temperature:
-20°C to 75°C
ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS @ 25°C (See also VTP curves, page 46)
SYMBOL
CHARACTERISTIC
TEST CONDITIONS
VTP11188S
UNITS
Min.
Typ.
Max.
ISC
Short Circuit Current
H = 100 fc, 2850 K
200
µA
TC ISC
ISC Temperature Coefficient
2850 K
.20
%/°C
ISC
Short Circuit Current
100 µW/cm2, 880 nm
13
25
µA
VOC
Open Circuit Voltage
H = 100 fc, 2850 K
.33
mV
TC VOC
VOC Temperature Coefficient
2850 K
-2.0
mV/°C
ID
Dark Current
H = 0, VR = 10 mV
3
30
nA
RSH
Shunt Resistance
H = 0, V = 10 mV
67
G
Ω
TC RSH
RSH Temperature Coefficient
H = 0, V = 10 mV
-11
%/°C
CJ
Junction Capacitance
H = 0, V =0 V
.18
.30
nF
λ
range
Spectral Application Range
400
1100
nm
λ
p
Spectral Response - Peak
925
nm
SR
Sensitivity
@ Peak
.55
A/W
PerkinElmer Optoelectronics, 10900 Page Ave., St. Louis, MO 63132 USA
Phone: 314-423-4900 Fax: 314-423-3956 Web: www.perkinelmer.com/opto


Số phần tương tự - VTP1188S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
VTP110F MACOM-VTP110F Datasheet
570Kb / 18P
PolySwitch??Resettable Device Short Form Catalog
VTP110F MACOM-VTP110F Datasheet
218Kb / 16P
PolySwitch Resettable Devices Strap Battery Devices
VTP110F MACOM-VTP110F Datasheet
37Kb / 1P
PolySwitch짰PTC Devices
logo
Littelfuse
VTP110F LITTELFUSE-VTP110F Datasheet
619Kb / 14P
POLYSWITCH RESETTABLE DEVICES Strap Battery Devices
2016
logo
PerkinElmer Optoelectro...
VTP1112 PERKINELMER-VTP1112 Datasheet
26Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
More results

Mô tả tương tự - VTP1188S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PerkinElmer Optoelectro...
VTP100 PERKINELMER-VTP100 Datasheet
25Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
VTP100C PERKINELMER-VTP100C Datasheet
26Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
VTP1012 PERKINELMER-VTP1012 Datasheet
26Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
VTP1112 PERKINELMER-VTP1112 Datasheet
26Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
VTP1232 PERKINELMER-VTP1232 Datasheet
24Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
VTP4085 PERKINELMER-VTP4085 Datasheet
31Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
VTP5050 PERKINELMER-VTP5050 Datasheet
27Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
VTP6060 PERKINELMER-VTP6060 Datasheet
30Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
VTP8350 PERKINELMER-VTP8350 Datasheet
26Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
VTP8651 PERKINELMER-VTP8651 Datasheet
26Kb / 1P
VTP Process Photodiodes
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com