công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NP-8-S9-R1W4QE bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - C&K Components

tên linh kiện NP-8-S9-R1W4QE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sealed Industrial Pushbutton Switch
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

NP-8-S9-R1W4QE bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - C&K Components

  NP-8-S9-R1W4QE Datasheet HTML 1Page - C&K Components NP-8-S9-R1W4QE Datasheet HTML 2Page - C&K Components NP-8-S9-R1W4QE Datasheet HTML 3Page - C&K Components NP-8-S9-R1W4QE Datasheet HTML 4Page - C&K Components NP-8-S9-R1W4QE Datasheet HTML 5Page - C&K Components NP-8-S9-R1W4QE Datasheet HTML 6Page - C&K Components NP-8-S9-R1W4QE Datasheet HTML 7Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
12.00
[0.472]
14.00
[0.551]
0.56
[0.022]
CHAMFER
2 SIDES
20.0°
14.17
[0.558]
ACROSS FLATS
1.98
[0.078]
0.89
[0.035]
15.06
[0.593]
12.12
[0.477]
0.53
[0.021]
15/32-32 UNS-2B THD
4 May 20
A-124
Dimensions are shown: mm (inches)
Specifications and dimensions subject to change
www.ckswitches.com
A
Third Angle
Projection
OPTION
CODE
CONTACT MATERIAL
Q
Silver (STD)
G
Gold over Silver
16.55
[0.652]
REF
302.80±12.70
[11.92±0.50]
14.70
[0.579]
REF
14.20
[0.559]
REF
9.65
[0.380]
REF
18.80
[0.740]
REF
14.70
[0.579]
REF
14.70
[0.579]
3 OR 4 WIRES
22 AWG UL1569
(SEE SCHEMATICS)
2
1
4
3
ELECTRICAL SCHEMATIC - 4 WIRES
RED
N.C.
WHITE
N.O.
RED
N.C.
WHITE
N.O.
2
1
4
3
ELECTRICAL SCHEMATIC - 3 WIRES
RED
N.C.
WHITE
N.O.
BLACK
COMMON
NP Series
Sealed Industrial Pushbutton Switch
TERMINATION
W4 4X 12” 22 AWG UL1569 WIRE (OVERMOLDED)
W3 3X 12” 22 AWG UL1569 WIRE (OVERMOLDED)
CONTACT MATERIAL
TERMINAL SEAL
E EPOXY
All models are epoxy sealed
HARDWARE
PANEL GASKET
851D02000
HEX NUT
707100201 Nickel-plated
LOCKWASHER
700302202



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com