| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CSTCR7M37G55B-R0 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CSTCR7M37G55B-R0 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
3 / 15 page ![]() Document No. JGC42-8796 株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd. P. 3/19 6. 外形寸法図 Dimensions W: 4.5±0.1 L : 2.0±0.1 T : 1.15±0.05 周波数表示 Frequency Marking : 737 : 製造年月度 EIAJ Monthly Code 端子番号 Terminal Number : (1)入力 Input (2)アース GND (3)出力 Output 単位 : mm in mm 製造年月度 EIAJ Monthly Code (注) 4年で1サイクルとなります。 (note) The number is cycled by 4years. 月 Month 年 Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011, 2015, 2019, 2023 a b _ c d e f g h j k l m 2012, 2016, 2020, 2024 n p q r s t u v w x y z 2013, 2017, 2021, 2025 A BCD EFG HJ K L M 2014, 2018, 2022, 2026 N PQR STU VW X Y Z (3) (2) (1) 4.1max. W 0.8±0.1 0.4(ref.) 0.4(ref.) 0.4(ref.) 0.2±0.2 0.4±0.05 0.8±0.1 0.8±0.1 0.75±0.1 1.5±0.1 1.5±0.1 0.4±0.1 0.4±0.1 0.4±0.1 * 周波数表示 Frequency Marking * 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 (推奨ランド寸法) (Recommendable Land Pattern ) 1.5 1.5 |