công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APM4435K bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APM4435K
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APM4435K bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Anpec Electronics Coropration

Back Button APM4435K Datasheet HTML 2Page - Anpec Electronics Coropration APM4435K Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APM4435K Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APM4435K Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APM4435K Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APM4435K Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APM4435K Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APM4435K Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration APM4435K Datasheet HTML 10Page - Anpec Electronics Coropration  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Copyright
© ANPEC Electronics Corp.
Rev. B.2 - Jun., 2006
www.anpec.com.tw
6
APM4435K
-VDS - Drain - Source Voltage (V)
Drain-Source On Resistance
Tj - Junction Temperature (°C)
-VSD - Source - Drain Voltage (V)
Source-Drain Diode Forward
Capacitance
Gate Charge
QG - Gate Charge (nC)
Typical Characteristics (Cont.)
-50 -25
0
25
50
75
100 125 150
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
R
ON
@T
j
=25
oC: 16mΩ
V
GS
= -10V
I
DS
= -8A
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0.1
1
10
30
T
j
=150
oC
T
j
=25
oC
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Frequency=1MHz
Crss
Coss
Ciss
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V
D
= -15V
I
D
= -8A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com