công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APM3055LU bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APM3055LU
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APM3055LU bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Anpec Electronics Coropration

  APM3055LU Datasheet HTML 1Page - Anpec Electronics Coropration APM3055LU Datasheet HTML 2Page - Anpec Electronics Coropration APM3055LU Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APM3055LU Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APM3055LU Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APM3055LU Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APM3055LU Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APM3055LU Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APM3055LU Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Copyright
© ANPEC Electronics Corp.
Rev. B.3 - Oct., 2005
APM3055LU
www.anpec.com.tw
5
VDS - Drain - Source Voltage (V)
Output Characteristics
Drain-Source On Resistance
ID - Drain Current (A)
Transfer Characteristics
VGS - Gate - Source Voltage (V)
Tj - Junction Temperature (°C)
Gate Threshold Voltage
Typical Characteristics (Cont.)
0
1
2
3
4
5
0
4
8
12
16
20
3V
4V
5V
V
GS
= 6, 7, 8, 9, 10V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
4
8
12
16
20
T
j
=125
oC
T
j
=25
oC
T
j
=-55
oC
-50 -25
0
25
50
75
100 125 150
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
I
DS
=250
µA
0
4
8
12
16
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
V
GS
=10V
V
GS
=4.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com