công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APL5101-35AI bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APL5101-35AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  150mA, 4uA Quiescent Current Regulator
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APL5101-35AI bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Anpec Electronics Coropration

Back Button APL5101-35AI Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APL5101-35AI Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APL5101-35AI Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APL5101-35AI Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration APL5101-35AI Datasheet HTML 10Page - Anpec Electronics Coropration APL5101-35AI Datasheet HTML 11Page - Anpec Electronics Coropration APL5101-35AI Datasheet HTML 12Page - Anpec Electronics Coropration APL5101-35AI Datasheet HTML 13Page - Anpec Electronics Coropration APL5101-35AI Datasheet HTML 14Page - Anpec Electronics Coropration Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
Copyright
© ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.1 - Jun., 2005
APL5101/2
www.anpec.com.tw
10
Packaging Information
SOT-23
D
E
H
e
A
A1
L
C
B
3
2
1
Millimeters
Inches
Dim
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.00
1.30
0.039
0.051
A1
0.00
0.10
0.000
0.004
B
0.35
0.51
0.014
0.020
C
0.10
0.25
0.004
0.010
D
2.70
3.10
0.106
0.122
E
1.40
1.80
0.055
0.071
e
1.90/2.1 BSC.
0.075/0.083 BSC.
H
2.40
3.00
0.094
0.118
L
0.37
0.015



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com