công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H757AI bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H757AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 32-bit Arm® Cortex®-M7 up to 480MHz and -M4 MCUs, 2MB Flash, 1MB RAM, 46 com. and analog interfaces, SMPS, DSI, crypto
PDF  251 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H757AI bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H757AI Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics STM32H757AI Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32H757AI Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32H757AI Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32H757AI Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32H757AI Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32H757AI Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32H757AI Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32H757AI Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 251 page
background image
Pin descriptions
STM32H757xI
74/251
DS12931 Rev 1
H5
M10
86
102
U14
PB13
I/O
FT_
u
-
TIM1_CH1N,
LPTIM2_OUT,
SPI2_SCK/I2S2_CK,
DFSDM1_CKIN1,
USART3_CTS/USART3
_NSS, FDCAN2_TX,
OTG_HS_ULPI_D6,
ETH_MII_TXD1/ETH_R
MII_TXD1, UART5_TX,
EVENTOUT
OTG_HS_VBUS
M3
N11
87
103
U15
PB14
I/O
FT_
u
-
TIM1_CH2N,
TIM12_CH1,
TIM8_CH2N,
USART1_TX,
SPI2_MISO/I2S2_SDI,
DFSDM1_DATIN2,
USART3_RTS/USART3
_DE, UART4_RTS/
UART4_DE,
SDMMC2_D0,
OTG_HS_DM,
EVENTOUT
-
M2
M11
88
104
T15
PB15
I/O
FT_
u
-
RTC_REFIN,
TIM1_CH3N,
TIM12_CH2,
TIM8_CH3N,
USART1_RX,
SPI2_MOSI/I2S2_SDO,
DFSDM1_CKIN2,
UART4_CTS,
SDMMC2_D1,
OTG_HS_DP,
EVENTOUT
-
G5
N12
89
105
U16
PD8
I/O
FT_
h
-
DFSDM1_CKIN3,
SAI3_SCK_B,
USART3_TX,
SPDIFRX1_IN2,
FMC_D13/FMC_DA13,
EVENTOUT
-
Table 8. STM32H757xI pin/ball definition (continued)
Pin/ball name
Pin name
(function
after reset)
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More