| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
071998 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
071998 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
13 / 68 page ![]() CRIMP CONTACTS MIL-DTL-38999 SERIES I, II,III / EN3645 / EN4165 Amphenol 13 SIGNAL CONTACTS CRIMP CONTACTS MIL-DTL-38999 SERIES I, II,III / EN3645 / EN4165 EN3155 CRIMPING TOOLS PIN or SOCKET EN3155 CONTACT Amphenol P/N Crimping Tool Mating end size Wire barrel size Crinping Tool POSITIONNER P EN3155-008 22 22 60088001 M22520/2-01 M22520/2-09 20 22 60088101 M22520/2-01 M22520/2-10 M22520/1-01 M22520/1-04 20 20 60088201 M22520/2-01 M22520/2-10 M22520/1-01 M22520/1-04 20 18 60088301 M22520/2-01 M22520/2-10 M22520/1-01 M22520/1-04 16 16 60088401 M22520/1-01 M22520/1-04 16 14 60088501 M22520/1-01 M22520/1-04 12 12 60088601 M22520/1-01 M22520/1-04 12 14 60088701 M22520/1-01 M22520/1-04 S EN3155-003 22 22 60087001 M22520/2-01 M22520/2-06 20 22 60087101 M22520/2-01 M22520/2-10 M22520/1-01 M22520/1-04 20 20 60087201 M22520/2-01 M22520/2-10 M22520/1-01 M22520/1-04 20 18 60087301 M22520/2-01 M22520/2-10 M22520/1-01 M22520/1-04 16 16 60087401 M22520/1-01 M22520/1-04 16 14 60087501 M22520/1-01 M22520/1-04 12 12 60087601 M22520/1-01 M22520/1-04 12 14 60087701 M22520/1-01 M22520/1-04 EN3155-009 22 22 60089001 M22520/2-01 M22520/2-07 20 22 60089101 M22520/2-01 M22520/2-10 M22520/1-01 M22520/1-04 20 20 60089201 M22520/2-01 M22520/2-10 M22520/1-01 M22520/1-04 20 18 60089301 M22520/2-01 M22520/2-10 M22520/1-01 M22520/1-04 16 16 60089401 M22520/1-01 M22520/1-04 16 14 60089501 M22520/1-01 M22520/1-04 12 12 60089601 M22520/1-01 M22520/1-04 12 14 60089701 M22520/1-01 M22520/1-04 Signal Contacts Signal Contacts |
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |