công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFCS30 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - COSEL CO., LTD.

tên linh kiện SFCS30
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC-DC Converters PCB Mount Type
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSEL [COSEL CO., LTD.]
Trang chủ  https://en.cosel.co.jp/
Logo COSEL - COSEL CO., LTD.

SFCS30 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - COSEL CO., LTD.

  SFCS30 Datasheet HTML 1Page - COSEL CO., LTD. SFCS30 Datasheet HTML 2Page - COSEL CO., LTD. SFCS30 Datasheet HTML 3Page - COSEL CO., LTD. SFCS30 Datasheet HTML 4Page - COSEL CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SFS/SFCS-11
External view
Out line
[1.366]
[0.165]
4.2
34.7
Out line
[1.480]
14-
º0.9
[0.1]
2.54
37.6
º1.5
+Vout
+Vout
+Vout
-Vout
-Vout
NC
NC
6.8max
Lot No.
39.1
Model
ALM
RC
PO
NC
+Vin
+Vin
-Vin
-Vin
NC
NC
Coplanarity within 0.1
39.9±0.6
Stopper
Stopper
-Vout
-Vout
+Vout
+Vout
+Vout
3.5
6.8max
Lot No.
39.1
Model
1±0.1
37.6
2.54±0.3
NC
NC
-Vin
-Vin
+Vin
+Vin
Stopper
PO
RC
ALM
Case pin
Recommended size for processing PCB
(TOP VIEW)
Recommended size for processing PCB
(TOP VIEW)
1.SMD(Type:B)
2.DIP(Type:C)
[inch]
mm
0.1inch
[inch]
mm
0.1inch
¶Dimensions in:
¶Div.:
¶Dimensions in:
¶Div.:
1.3±0.3
Terminal part details
PCB
¶Weight:16g max
¶Terminal thickness:0.3±0.1 [0.012]
¶Case thickness:0.2±0.1 [0.008]
¶Tolerance ±0.5 [±0.02]
¶Dimensions in mm,[ ]= inches
Terminal material:copper alloy
Plating treatment of terminal
Plating treatment of case
:Sn with Ni barreir
Case material:Brass
[1.54]
[1.54]
[0.268]
[0.05]
[1.57]
[0.004]
[0.14]
[0.268]
[1.48]
[0.1]
[0.039]
SFCS15



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com