công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1896/5C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Alpha Wire

tên linh kiện 1896/5C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Customer Specifications
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire

1896/5C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Alpha Wire

  1896/5C Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 1896/5C Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 1896/5C Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 1896/5C Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Customer Specification
PART NO. 1896/5C
Construction
Applicable Specifications
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1
5 X 1 COND
a) Conductor
20 (7/28) AWG Tinned Copper
0.038
b) Insulation
0.016" Wall, Nom. PVC
0.070
(1) Color Code
Alpha Wire Color Code D
Cond
Color
Cond
Color
Cond
Color
1
BLACK
3
WHITE
5
ORANGE
2
RED
4
GREEN
2) Cable Assembly
5 Components Cabled
a) Twists:
4.4 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
3) Jacket
0.020" Wall, Nom.,PVC
0.230 (0.242 Max.)
a) Color(s)
SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 1896/5C 5C 20 AWG
(UL) 75C TYPE CM OR AWM 2509 OR C(UL) 60C TYPE CMG
FT4 CE ROHS
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]
1) UL
AWM/STYLE 2509
80°C / 300 VRMS
CM
75°C
VW-1
2) CSA International
CMG
60°C


Số phần tương tự - 1896/5C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
1896/5L ALPHAWIRE-1896/5L Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
12/8/2022
More results

Mô tả tương tự - 1896/5C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
FIT-260-18 ALPHAWIRE-FIT-260-18_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
PIF-130-0 ALPHAWIRE-PIF-130-0 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
1239 ALPHAWIRE-1239 Datasheet
95Kb / 3P
Customer Specifications
9/8/2022
AF-155-1 ALPHAWIRE-AF-155-1_V01 Datasheet
102Kb / 4P
Customer Specifications
9/8/2022
GRP-130-18 ALPHAWIRE-GRP-130-18_V01 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
9/8/2022
FIT-400-2 ALPHAWIRE-FIT-400-2_V01 Datasheet
98Kb / 4P
Customer SpecificationS
9/14/2022
GRP-110NF18 ALPHAWIRE-GRP-110NF18 Datasheet
98Kb / 4P
Customer SpecificationS
9/8/2022
TFT-200-8 ALPHAWIRE-TFT-200-8 Datasheet
97Kb / 4P
Customer Specifications
9/14/2022
2144 ALPHAWIRE-2144 Datasheet
96Kb / 3P
Customer Specifications
9/14/2022
TFT-200-6 ALPHAWIRE-TFT-200-6 Datasheet
97Kb / 4P
Customer Specifications
9/14/2022
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com