công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R2A20132SP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R2A20132SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Critical Conduction Mode Interleave PFC Control IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R2A20132SP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  R2A20132SP Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp R2A20132SP Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R2A20132SP Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R2A20132SP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R2A20132SP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R2A20132SP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R2A20132SP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R2A20132SP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R2A20132SP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
R2A20132SP
R03DS0094EJ0201 Rev.2.01
Page 2 of 8
Jan 08, 2016
Pin Arrangement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ZCD-M
ZCD-S
BO
VREF
SD1
ACDET
RT
RAMP
SD2
COMP
VCC
GD-M
GND
GD-S
OCP-M
OCP-S
OCT
FB(+)
OVP2
FB(–)
20
(Top view)
19
18
17
16
15
14
13
12
11
Pin Functions
Pin No.
Pin Name
Input/Output
Function
1
ZCD-M
Input
Master converter zero current detection input terminal
2
ZCD-S
Input
Slave converter zero current detection input terminal
3
BO
Input
Brownout input terminal
4
VREF
Output
Reference voltage output terminal
5
SD1
Input
Slave drop threshold voltage input terminal (for Lo line: 100 V)
6
ACDET
Output
AC hi voltage detection output terminal
7
RT
Input/Output
Oscillator frequency setting terminal
8
RAMP
Input/Output
Ramp waveform setting terminal
9
SD2
Input
Slave drop threshold voltage change terminal (for Hi line: 200 V)
10
COMP
Output
Error amplifier output terminal
11
FB(–)
Input
Error amplifier input (–) terminal
12
OVP2
Input
Over voltage detection terminal
13
FB(+)
Input
Error amplifier input (+) terminal
14
OTC
Input
Off time control input terminal
15
OCP-S
Input
Slave converter over current detection terminal
16
OCP-M
Input
Master converter over current detection terminal
17
GD-S
Output
Slave converter Power MOSFET drive terminal
18
GND
—
Ground
19
GD-M
Output
Master converter Power MOSFET drive terminal
20
VCC
Input
Supply voltage terminal



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com