công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJM2871F/AF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - New Japan Radio

tên linh kiện NJM2871F/AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NJRC [New Japan Radio]
Trang chủ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJM2871F/AF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - New Japan Radio

  NJM2871F/AF Datasheet HTML 1Page - New Japan Radio NJM2871F/AF Datasheet HTML 2Page - New Japan Radio NJM2871F/AF Datasheet HTML 3Page - New Japan Radio NJM2871F/AF Datasheet HTML 4Page - New Japan Radio NJM2871F/AF Datasheet HTML 5Page - New Japan Radio NJM2871F/AF Datasheet HTML 6Page - New Japan Radio NJM2871F/AF Datasheet HTML 7Page - New Japan Radio NJM2871F/AF Datasheet HTML 8Page - New Japan Radio NJM2871F/AF Datasheet HTML 9Page - New Japan Radio  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
NJM2871/A, NJM2872/A
- 2 -
Ver.2013-02-28
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(Ta=25
°C)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Input Voltage
VIN
+14
V
Control Voltage
VCONT
+14(*1)
V
350(*2)
Power Dissipation
PD
SOT-23-5
200(*3)
mW
Operating Temperature
Topr
−40 ∼ +85
°C
Storage Temperature
Tstg
−40 ∼ +125
°C
(*1): When input voltage is less than +14V, the absolute maximum control voltage is equal to the input voltage.
(*2): Mounted on glass epoxy board based on EIA/JEDEC. (114.3x76.2x1.6mm: 2Layers)
(*3): Device itself.
Operating voltage
VIN=+2.5 ∼ +14V (In case of Vo<2.1V version)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Vo>2.0V version : VIN=Vo+1V, CIN=0.1µF, Co=1.0µF: Vo≥2.7V (Co=2.2µF: Vo≤2.6V), Cp=0.01µF, Ta=25°C)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Io=30mA
-2%
−
+2%
V
Output Voltage
Vo
Io=30mA, A Version
-1%
−
+1%
V
Quiescent Current
IQ
Io=0mA, expect Icont
−
120
180
µA
Quiescent Current
at Control OFF
IQ(OFF)
VCONT=0V
−
−
100
nA
Output Current
Io
Vo
−0.3V
150
200
-
mA
Line Regulation
∆Vo/∆V
IN
VIN=Vo+1V ∼ Vo+6V, Io=30mA
−
−
0.10
%/V
Load Regulation
∆Vo/∆Io
Io=0
∼ 100mA
−
−
0.03
%/mA
Dropout Voltage
∆V
I
−O
Io=60mA
−
0.10
0.18
V
Ripple Rejection
RR
ein=200mVrms,f=1kHz, Io=10mA
Vo=3V Version
−
70
−
dB
Average Temperature
Coefficient of Output Voltage
∆Vo/∆Ta
Ta=0
∼85°C, Io=10mA,
Vo=3V Version
−
±50
−
ppm/°C
Output Noise Voltage
VNO
f=10Hz
∼80kHz, Io=10mA,
Vo=3V Version
−
30
−
µVrms
Control Voltage for ON-state
VCONT(ON)
1.6
−
−
V
Control Voltage for OFF-state
VCONT(OFF)
−
−
0.6
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com